Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP3668 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3668
Description  BIcIrcular feedback control chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3668 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3668 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
LP3668
双绕组原边反馈控制芯片
LP3668_CN_DS_Rev.0.96
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,V
CC =3.5V,TA =25℃)
符号
描述
条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
电源电压
VCC_ST
VCC 启动电压
VCC 上升
4.1
4.3
4.5
V
VCC_UVLO
VCC 欠压保护阈值
VCC 下降
2.8
3.0
3.2
V
VCC_CLAMP
VCC 钳位电压
ICC=10mA
4.9
5.1
5.3
V
IST
VCC 启动电流
VCC= VCC-ST- 1V
1
uA
Icc1
VCC 工作电流
200
uA
恒流控制
VCS
电流检测阈值
|CS|>V
CS,关断 BJT
700
mV
TLEB
前沿消隐时间
450
ns
RTSW
副边电流退磁比例
TDEM/Tsw
50
%
FB 反馈
VFB
FB 反馈基准电压
1.2
V
工作频率
FSWMAX
系统推荐最大频率
超过此频率,BJT 发热严重
60
KHz
FSWMIN
芯片最小工作频率
空载最小工作频率
50
Hz
RJITTER
抖频比例
CS 电流检测峰值抖频
±4
%
输出线补偿
ICOMP_LINE
输出线补,FB 电流
满载
8
uA
保护功能
VFB_HICCUP
输出短路保护阈值
FB< VFB_HICCUP&24ms
0.5
V
TON_MAX
最大导通时间
30
uS
TSD
过热保护温度
150
℃
THYS
过温保护迟滞
30
℃
内置功率三极管
LP3668A
VCBO
C、B 电压
IC=0.1mA
800
V
ICESAT
C,E 饱和电流
IB=40mA
0.3
A
LP3668B
VCBO
C、B 电压
IC=0.1mA
850
V
ICESAT
C,E 饱和电流
IB=40mA
0.4
A
LP3668C
VCBO
C、B 电压
IC=0.1mA
850
V
ICESAT
C,E 饱和电流
IB=40mA
0.5
A
LP3668D
VCBO
C、B 电压
IC=0.1mA
850
V
ICESAT
C,E 饱和电流
IB=40mA
0.8
A
LP3668E
VCBO
C、B 电压
IC=0.1mA
850
V
ICESAT
C,E 饱和电流
IB=40mA
1.0
A
LP3668F
VCBO
C、B 电压
IC=0.1mA
850
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com