Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP3710 Datasheet(PDF) 9 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3710
Description  Proto-Feedback Multiple Modular PWM Control chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3710 Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Back Button LP3710 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
LP3710
原边反馈多模式 PWM 控制芯片
LP3710_CN_DS_Rev.1.0
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
应用信息
LP3710 为高效能一次侧原边反馈控制器,利用
混合操作模式(CCM/QR)实现高转换效率。这款
低功率 AC/DC 控制器结合了众多功能,减少外
部组件与尺寸等问题,进而降低成本。
启动电流
启动电流典型值为 1.5 uA,由于启动电流很低,
因而可以增大 PWM 的启动电阻,从而减少电阻
上的功率损耗。
欠压锁存(UVLO)
LP3710 内置一个欠压锁存迟滞比较器,将启动
电压和关断电压分别设定在 16V 和 7.5V,迟滞
曲线如 Fig. 13 所示。此迟滞特性保证在启动期
间启动电容能给芯片正常供电。
UVLO (on)
UVLO (off)
Vcc
Fig.13
高效率混合工作模式
LP3710 为混合模式(准谐振/连续导通模式)控制
器。IC 的操作模式是根据开关频率与 COMP pin
电压来做改变(Fig.14) 。在正常操作下,IC 为准
谐振模式可减少切换损耗。在准谐振模式中,电
压频率是依据输入电压和负载条件来做变化。当
输出负载电流增加,开关的导通时间(ON Time)
也跟着增加;因此,开关的频率会下降。假如开
关频率低于 65kHz,控制器适时地转换为连续导
通模式;因此,系统可以使用小尺寸的变压器来
达到高功率的转换效率。相对地当输出负载电流
减少,开关的导通时间也跟着减少;因此,开关
频率增加。假如开关频率超过 69 kHz,IC 会跳
过第一个波谷,直到第二个波谷或第三个波谷开
关才导通。在轻载时 COMP 电压低于 VSG1,IC
会进入节能模式(Green Mode)来达到较高的电源
转换效率。开关最高切换频率会从 69kHz 到
25kHz 呈线性降低,在节能模式中波谷导通的开
关特性仍然被保存;也就是说,当负载降低时,
系统会自动地跳过多重波谷,因此减少开关切换
频率。在空载或非常轻的负载的情况下(Vcomp<
VSP1),最高切换频率会从 25kHz 到 0.4kHz 呈
线性降低,加强节能。
69 K
Frequency
COMP
65K
QR Mode
Fix Frequency
CCM
25K
Green Mode
PFM
Mode
Lower
switching loss
Lower conduction loss
Improve light load eff.
Valley Skip
0.4K
VSG1
VSG2
VSP1
VSP2
Fig.14
QR 侦测
QR 侦测藉由辅助绕组电压在谐振波谷附近将
MOSFET 导通,能减少导通的能量损失,提高
效率。
前沿消隐
功率 MOSFET 每开关一次,检测电阻上就不可
避免的产生一个开启尖峰。因此,IC 内置了前
沿消隐以避免误触发。在这段前沿消隐的时间内,
内置的电流限制比较器并不会触发,Gate 驱动也
就不会关断。
内部斜坡补偿
LP3710 内置斜坡补偿电路。
当 Gate 驱动打开时,
一个斜坡电压被叠加在电流检测端电压上,从而
使系统更稳定并防止次谐波振荡的发生。
恒压工作



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com