Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP3710 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3710
Description  Proto-Feedback Multiple Modular PWM Control chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3710 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3710 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
LP3710
原边反馈多模式 PWM 控制芯片
LP3710_CN_DS_Rev.1.0
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
极限参数(注 1)
符号
参数
参数范围
单位
VCC
电源电压
-0.3~30
V
COMP
误差放大器,输出补偿电压
-0.3~6
V
CS
电流采样端
-0.3~6
V
FB
侦测准协振与电压反馈控制
-0.3~6
V
OUT
芯片输出端,以驱动外部 MOSFET
-0.3~Vcc+0.3
V
PDMAX
功耗(注 2)
0.25
W
θ
JA
PN结到环境的热阻
250
℃/W
TJ
工作结温范围
-40 to 150
TSTG
储存温度范围
-65 to 150
ESD (注 3)
2
KV
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全
保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数
规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 T
JMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。
最大允许功耗为 P
DMAX = (TJMAX - TA)/
θ
JA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值
注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。
推荐工作条件
项目
最小
最大
单位
结面温度
-40
125
环境温度
-40
85
启动电阻(AC Half side)
1M
7M
Ω
VCC 供电电压
8.5
26.5
V
VCC电容
0.68
4.7
μF
COMP pin 并联电容
0.47
2.2
nF
CS pin 并联电容
100
1000
pF
注意事项:
切勿超过 IC 最大绝对结面温度,这和 IC 操作功率与 IC 封装热阻有相关
小信号元器件尽量靠近 IC
为了稳定操作建议 VCC Pin 连接 SMD 陶瓷电容(0.1μF)来滤除切换噪声,越靠近 IC 越好
VCC 供电电容建议使用电解电容或是 1206 SMD 陶瓷电容来避免小型陶瓷电容产生共振的噪
为了稳定操作同样建议 COMP Pin 连接电容来滤除切换噪声



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com