Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LIS2MDL Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # LIS2MDL
Description  Digital output magnetic sensor: ultra-low-power, high-performance 3-axis magnetometer
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS2MDL Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  LIS2MDL Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LIS2MDL Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LIS2MDL Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS2MDL Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS2MDL Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS2MDL Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS2MDL Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS2MDL Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS2MDL Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 41 page
background image
DocID030621 Rev 5
3/41
LIS2MDL
Contents
41
6.2.2
SPI read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7
Register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.1
OFFSET_X_REG_L (45h) and OFFSET_X_REG_H (46h) . . . . . . . . . . . 29
8.2
OFFSET_Y_REG_L (47h) and OFFSET_Y_REG_H (48h) . . . . . . . . . . . 29
8.3
OFFSET_Z_REG_L (49h) and OFFSET_Z_REG_H (4Ah) . . . . . . . . . . . 29
8.4
WHO_AM_I (4Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.5
CFG_REG_A (60h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.6
CFG_REG_B (61h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.7
CFG_REG_C (62h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.8
INT_CTRL_REG (63h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.9
INT_SOURCE_REG (64h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.10
INT_THS_L_REG (65h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.11
INT_THS_H_REG (66h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.12
STATUS_REG (67h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.13
OUTX_L_REG, OUTX_H_REG (68h - 69h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.14
OUTY_L_REG, OUTY_H_REG (6Ah - 6Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.15
OUTZ_L_REG, OUTZ_H_REG (6Ch - 6Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.16
TEMP_OUT_L_REG (6Eh), TEMP_OUT_H_REG (6Fh) . . . . . . . . . . . . . 36
9
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.1
LGA-12 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.2
LGA-12 packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com