Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

AXP199 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP199
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP199 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AXP199 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 50 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 4/50
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP199
2.特性(Feature)
• 电源管理 (IPS)
o 宽输入电压范围:
2.9V~6.3V (AMR:-0.3V~15V)
o 可配置的高效智慧电能平衡
“IPS™”系统
o 自适应
USB 或交流适配器限压限流
(4.4V/500mA/100mA)
o 内部理想二极管的等效内阻小于
100mΩ
• 全集成充电器 (Charger)
o 内置
MOSFET 最大充电电流可达 1.4A
o 支持电池温度监测
o 全面支持
USB 充电,符合规范要求
o 充电精度高,误差小于
0.5%
o 支持
4.1V/4.15V/4.2V/4.36V 等多种电池
o 自动进行充电流程控制
o 可直接驱动
LED 指示充电状态
o 根据系统负载情况自动调节充电电流
• 备用电池 (Backup Battery)
o 可使用备用电池给
RTC 模块供电
o 支持备用电池充电,可设置充电电流
• 3 路同步降压转换器 (DC-DC)
o
DC-DC1:可在 0.7V~3.5V 之间调节,
25mV/step, 驱动能力 1.2A
o
DC-DC2:可在 0.7-2.275V 之间调节,
25mV/step, 驱动能力 1.6A, 支持 VRC
o
DC-DC3:可在 0.7-3.5V 之间调节,
25mV/step, 驱动能力 0.7A
• 4 路线性稳压器 (LDO)
o
LDO1:30mA,始终有效
o
LDO2:低噪声 LDO,1.8V~3.3V 可调节,
100mV/step, 驱动能力 200mA
o
LDO3:低噪声 LDO, 1.8-3.3V 可调节,
100mV/step, 驱动能力 200mA
o
LDOIO0:低噪声 LDO, 1.8-3.3V 可调节,
100mV/step, 驱动能力 50mA
注:
VRC,Voltage Ramp Control,电压斜
率控制。
• 信号采集系统 (Signal Capture)
o 内建
16 路 12 Bit ADC
o 接受
4 路外部信号输入
o 提供电池和外部输入电源的电流电压数
o 内建高精度库仑计及
Fuelgauge 系统
o 提供丰富的电源管理信息,如瞬时耗电
(mA or mW),剩余电池电量(% or mAh),
充电状态
(%) 和剩余电池使用时间或充
电时间等
o 低电警告及保护
o 提供芯片温度信息
• 应用处理器接口 (Host Interface)
o
Host 可以通过 TWSI 接口进行数据交换
o 可以灵活配置的中断管理
o 灵活的管脚功能设置,多路
GPIO 可分别
设置为
IO、PWM、电流源等功能
o 内置计时器
o 提供四组寄存器,可用于系统关机时的
数据保存
• 系统管理(System Management)
o 可以软复位或硬复位
o 支持软关机或硬关机,支持外部唤醒开
o 支持输出电压监测、自诊断功能
o
PWROK 用于系统复位或关机指示
o 外部电源检测
(插入/移除/驱动能力不足)
o 所有输出电压都支持软启动
o 过
/欠压保护 (OVP/UVP)
o 过流保护
(OCP)
o 过温保护
(OTP)
o 支持
OTG VBUS 电源状态设置/监测
• 高整合度(Fully Integration)
o 内部产生高精度参考电压
o 内置
MOSFET



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com