Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LAE67F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LAE67F
Description  Power TOPLED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE67F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAE67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2014-04-24
2
Version 1.1
LA E67F dual binning
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 4 mA
I
F = 50 mA
I
V [mcd]
I
v [mcd]
LA
E67F-R2T1-1-1+BBCB-
24-1
140 ... 355
2240 ... 4500
Q65111A6057
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA E67F-R2T1-1-1+BBCB-24-1 means that only one group R2, S1, S2,
T1 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LA E67F-R2T1-1-1+BBCB-24-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LA E67F-R2T1-1-1+BBCB-24-1 means that the
device will be shipped within the specified limits as stated on page 6. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see
page 6).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel.
E. g. LA E67F-R2T1-1-1+BBCB-24-1 means that only one forward voltage group 3X, 3Y, 4X, 4Y, 5X will be shippable. In order to ensure availability,
single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA E67F-R2T1-1-1+BBCB-24-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen R2, S1, S2, T1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA E67F-R2T1-1-1+BBCB-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 1
enthalten ist (siehe Seite 6). LA E67F-R2T1-1-1+BBCB-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlasspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlasspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA E67F-R2T1-1-1+BBCB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist
nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3X, 3Y, 4X, 4Y, 5X enthalten (siehe Seite 5für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com