Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LAE67F Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LAE67F
Description  Power TOPLED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE67F Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAE67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.1
LA E67F dual binning
2014-04-24
5
Brightness Groups (I
F = 4 mA)
Helligkeitsgruppen
Brightness Groups (I
F = 50 mA)
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups (I
F = 4 mA)
4) page 20
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 20
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
R2
140
180
500
S1
180
224
600
S2
224
280
800
T1
280
355
1000
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux
7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
BB
2240
2800
7600
CA
2800
3550
9500
CB
3550
4500
12100
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3X
1.65
1.71
3Y
1.71
1.77
4X
1.77
1.83
4Y
1.83
1.89
5X
1.89
1.95



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com