Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LSM6DSO32 Datasheet(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DSO32
Description  iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  153 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DSO32 Datasheet(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button LSM6DSO32 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LSM6DSO32 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 153 page
background image
Contents
LSM6DSO32
8/153
DocID032891 Rev 1
15.15 SENSOR_HUB_15 (10h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
15.16 SENSOR_HUB_16 (11h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
15.17 SENSOR_HUB_17 (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
15.18 SENSOR_HUB_18 (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
15.19 MASTER_CONFIG (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
15.20 SLV0_ADD (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
15.21 SLV0_SUBADD (16h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
15.22 SLAVE0_CONFIG (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
15.23 SLV1_ADD (18h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
15.24 SLV1_SUBADD (19h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
15.25 SLAVE1_CONFIG (1Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
15.26 SLV2_ADD (1Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
15.27 SLV2_SUBADD (1Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
15.28 SLAVE2_CONFIG (1Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
15.29 SLV3_ADD (1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
15.30 SLV3_SUBADD (1Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
15.31 SLAVE3_CONFIG (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
15.32 DATAWRITE_SLV0 (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
15.33 STATUS_MASTER (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
16
Soldering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
17
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
17.1
LGA-14L package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
17.2
LGA-14 packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
18
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com