Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LM3085ESA Datasheet(PDF) 2 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM3085ESA
Description  5V power supply half-duplex, with 짹16KV ESD protection, 1Mbps communication rate, 256-node RS485/RS422 transceiver
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM3085ESA Datasheet(HTML) 2 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LM3085ESA Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
+7
V
控制端口电压
/RE,DE,DI
-0.3~VCC+0.3
V
总线侧输入电压
A、B
-7~13
V
接收器输出电压
RO
-0.3~VCC+0.3
V
工作温度范围
-40~85
存储工作温度范围
-60~150
焊接温度范围
300
连续功耗
SOP8
400
mW
DIP8
700
mW
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
引脚序号
引脚名称
引脚功能
1
RO
接收器输出端。
当/RE 为低电平时,若 A-B≧-50mV,RO 输出为高电平;
若 A-B≦-200mV,RO 输出为低电平。
2
/RE
接收器输出使能控制。
当/RE 接低电平时,接收器输出使能,RO 输出有效;当/RE 接高
电平时,接收器输出禁能,RO 为高阻态;
/RE 接高电平且 DE 接低电平时,器件进入低功耗关断模式。
3
DE
驱动器输出使能控制。
DE 接高电平时驱动器输出有效,DE 为低电平时输出为高阻态;
/RE 接高电平且 DE 接低电平时,器件进入低功耗关断模式。
4
DI
DI 驱动器输入。DE 为高电平时, DI 上的低电平使驱动器同相
端 A 输出为低电平,驱动器反相端 B 输出为高电平; DI 上的高
电平将使同相端输出为高电平,反相端输出为低。
5
GND
接地
6
A
接收器同相输入和驱动器同相输出端
7
B
接收器反相输入和驱动器反相输出端
8
VCC
接电源
极限参数
引脚定义
具有±16KV ESD 保护,1Mbps 通迅速率,256 节点 RS485/RS422 收发器
LM3085ESA
5V 供电 半双工,
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
2/12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com