Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LM3085ESA Datasheet(PDF) 5 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM3085ESA
Description  5V power supply half-duplex, with 짹16KV ESD protection, 1Mbps communication rate, 256-node RS485/RS422 transceiver
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM3085ESA Datasheet(HTML) 5 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LM3085ESA Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
驱动器输入到输出
传播延迟(低到高)
tDPLH
RDIFF = 54 Ω,
CL1=CL2=100pF
(见图 3 与图 4)
100
150
ns
驱动器输入到输出
传播延迟(高到低)
tDPHL
100
150
ns
|tDPLH- tDPHL|
tSKEW1
±10
ns
上升沿时间
/下降沿时间
tDR, tDF
190
250
ns
使能到输出高
tDZH
CL = 100 pF,
S1
闭合
(见图 5、6)
70
160
ns
使能到输出低
tDZL
70
160
ns
输入低到禁能
tDLZ
CL = 15 pF,
S2 闭合
(见图 5、6)
70
100
ns
输入高到禁能
tDHZ
70
100
ns
关断条件下,
使能到输出高
tDZH(SHDN)
CL = 15 pF,
S2 闭合
(见图 5、6)
80
120
ns
关断条件下,
使能到输出低
tDZL(SHDN)
CL = 15 pF,
S1 闭合
(见图 5、6)
80
120
ns
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
接收器
输入到输出传播
延迟从低到高
tRPLH
见图 7 与图 8
VID≥2.0V;
上升与下降沿
时间 V
ID≤15ns
50
80
ns
接收器
输入到输出传播
延迟从高到低
tRPHL
50
80
ns
|tRPLH − tRPHL|
tSKEW2
5
15
ns
使能到输出低时间
tRZL
CL = 100 pF,
S1 闭合
(见图 9,10)
25
40
ns
驱动器开关特性
接收器开关特性
具有±16KV ESD 保护,1Mbps 通迅速率,256 节点 RS485/RS422 收发器
LM3085ESA
5V 供电 半双工,
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
5/12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com