Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LM3085ESA Datasheet(PDF) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM3085ESA
Description  5V power supply half-duplex, with 짹16KV ESD protection, 1Mbps communication rate, 256-node RS485/RS422 transceiver
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM3085ESA Datasheet(HTML) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LM3085ESA Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085ESA Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
驱动器差分输出
(无负载)
VOD1
5
V
驱动差分输出
VOD2
图 2,RL = 27 Ω
1.5
VCC
V
图 2,RL = 50 Ω
2
VCC
输出电压幅值的变化
(NOTE1)
∆V
OD
图 2,RL = 27 Ω
0.2
V
输出共模电压
VOC
图 2,RL = 27 Ω
3
V
共模输出电压幅值
的变化(NOTE1)
∆V
OC
图 2,RL = 27 Ω
0.2
V
高电平输入
VIH
DE,DI,/RE
2.0
V
低电平输入
VIL
DE,DI,/RE
0.8
V
逻辑输入电流
IIN1
DE,DI,/RE
-2
2
uA
输出短路时的电流,
短路到高
IOSD1
短路到 0V~12V
35
250
mA
输出短路时的电流,
短路到低
IOSD2
短路到-7V~0V
-250
-35
mA
过温关断阈值温度
150
过温关断迟滞温度
20
(如无另外说明,VCC=5V±10% ,Temp=T
MIN~TMAX,典型值在 VCC=+5V,Temp=25℃)
NOTE1:∆VOD 和∆VOC 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 VOD 与 VOC 幅值的变化。
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电流(A,B)
IIN2
DE = 0 V,
VCC=0 或 5V
VIN = 12 V
125
uA
DE = 0 V,
VCC=0 或 5V
VIN = -7 V
-100
uA
驱动器直流电学特性
接收器直流电学特性
具有±16KV ESD 保护,1Mbps 通迅速率,256 节点 RS485/RS422 收发器
LM3085ESA
5V 供电 半双工,
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
3/12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com