Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LSM6DS0 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DS0
Description  Embedded temperature sensor
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DS0 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  LSM6DS0 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM6DS0 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM6DS0 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DS0 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DS0 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DS0 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DS0 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DS0 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DS0 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 59 page
background image
DocID025604 Rev 3
3/59
LSM6DS0
Contents
59
4.2.3
SPI read in 3-wire mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5
Application hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.1
External capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6
Register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7.1
ACT_THS (04h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7.2
ACT_DUR (05h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7.3
INT_GEN_CFG_XL (06h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7.4
INT_GEN_THS_X_XL (07h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.5
INT_GEN_THS_Y_XL (08h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.6
INT_GEN_THS_Z_XL (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.7
INT_GEN_DUR_XL (0Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.8
REFERENCE_G (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.9
INT_CTRL (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.10
WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.11
CTRL_REG1_G (10h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.12
CTRL_REG2_G (11h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.13
CTRL_REG3_G (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.14
ORIENT_CFG_G (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7.15
INT_GEN_SRC_G (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.16
OUT_TEMP_L (15h), OUT_TEMP_H (16h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.17
STATUS_REG (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.18
OUT_X_G (18h - 19h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.19
OUT_Y_G (1Ah - 1Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.20
OUT_Z_G (1Ch - 1Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.21
CTRL_REG4 (1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.22
CTRL_REG5_XL (1Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.23
CTRL_REG6_XL (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.24
CTRL_REG7_XL (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.25
CTRL_REG8 (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.26
CTRL_REG9 (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com