Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

AXP192 Datasheet(PDF) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP192
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP192 Datasheet(HTML) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP192 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 53 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 22/53
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP192
VTRGT,充电目标电压。VTRGT 可由寄存器设置,默认为 4.2V(参见“寄存器 REG33H[6:5]”)。同时,
在外部电源电压较低时,
AXP192 会自动调节充电目标电压。
VRCH,自动再充电电压。VRCH=VTRGT-0.1V。
充电电流
充电电流可以通过寄存器
REG33H[3:0]设置,默认值为 450mA 或者 780mA。
充电流程
如果电池电压低于
3.0V,充电器自动进入预充电模式,充电电流为预设值的 1/10。如果 40 分钟内(这
个时间可调整,参见“寄存器
REG34H”),电池电压仍不能达到 3.0V,充电器自动进入电池激活模式。
具体细节参见“电池激活模式”。
电池电压一旦高过
3.0V,充电器开始进入恒流模式。如果充电电流小于预设值的 65%时,系统发出
IRQ17 以此通知“外部电源驱动能力不足,此时充电电流没有达到设定值,从而会延长充电时间,若想
更快充满电,建议更换更强电源或关掉耗电大的功能”。
当电池电压达到目标电压
VTRGT 后,充电器从恒流模式进入恒压模式,充电电流减小。
当充电电流低于预设值的
10%或 15%时(可设,参见“寄存器 REG33H”),充电周期结束,充电停
止,充电结束时,
AXP192 会发出 IRQ18,CHGLED 管脚停止指示充电状态。当电池电压重新低于 VRCH
时,会自动开始再充电,同时发出
IRQ17。
在非预充电模式下,如果在
480 分钟内(这个时间可以调整,参见“寄存器 REG34H”),充电周期没
有结束,充电器将自动进入电池激活模式。
电池激活模式
无论从预充电模式还是从恒流充电模式进入电池激活模式
(计时器超时的情况下),AXP192 都会发出
IRQ10,表示电池可能损坏。
在电池激活模式,
Charger 始终以较小的电流给电池充电,如果能够使电池电压达到 VRCH,则退出
激活模式,同时发出
IRQ11。
AXP192 在寄存器 REG01H 中指示充电器是否处于电池激活模式。
CHGLED
CHGLED 管脚用来指示充电状态和报警,它有四个状态:正在充电、不在充电、电池异常报警和外部
电源过压报警。
CHGLED 是 NMOS Open Drain(漏极开路型)输出,可以通过一个限流电阻来直接驱动一
个发光二极管来显示这四种状态。其在各状态下的表现如下表所示
:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com