Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

AXP192 Datasheet(PDF) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP192
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP192 Datasheet(HTML) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP192 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 53 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 29/53
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP192
400KHz 频率,最高速度可达 1.2MHz,同时支持连读/写操作,设备地址为 69H(读)和 68H(写)。
在某些特定事件发生时,
AXP192 通过拉低 IRQ 的中断机制来提醒 Host,并将中断状态保存在中断
状态寄存器中
(参见寄存器 REG44H、寄存器 REG45H、寄存器 REG46H、寄存器 REG47H),向相应的状
态寄存器位写
1 则清除相应的中断,当无中断事件时,IRQ 输出拉高(通过外部上拉 51K 电阻)。每个中
断都可以通过中断控制寄存器来屏蔽
(参见寄存器 REG40H、寄存器 REG41H、寄存器 REG42H、寄存器
REG43H)。
位置
中断号
含义
位置
中断号
含义
寄存器
44H[7]
IRQ1
电源
ACIN 超压
寄存器
46H[7]
IRQ16
IC 内部过温
寄存器
44H[6]
IRQ2
电源
ACIN 插入
寄存器
46H[6]
IRQ17
充电电流不足
寄存器
44H[5]
IRQ3
电源
ACIN 移除
寄存器
46H[5]
IRQ18
DCDC1 电压过低
寄存器
44H[4]
IRQ4
电源
VBUS 超压
寄存器
46H[4]
IRQ19
DCDC2 电压过低
寄存器
44H[3]
IRQ5
电源
VBUS 插入
寄存器
46H[3]
IRQ20
DCDC3 电压过低
寄存器
44H[2]
IRQ6
电源
VBUS 移除
寄存器
46H[2]
保留
寄存器
44H[1]
IRQ7
VBUS 电压小于
VHOLD
寄存器
46H[1]
IRQ22
PEK 短按
寄存器
44H[0]
保留
寄存器
46H[0]
IRQ23
PEK 长按
寄存器
45H[7]
IRQ8
电池接入
寄存器
47H[7]
IRQ24
N_OE 开机
寄存器
45H[6]
IRQ9
电池移除
寄存器
47H[6]
IRQ25
N_OE 关机
寄存器
45H[5]
IRQ10
进入电池激活模式
寄存器
47H[5]
IRQ26
VBUS 有效
寄存器
45H[4]
IRQ11
退出电池激活模式
寄存器
47H[4]
IRQ27
VBUS 无效
寄存器
45H[3]
IRQ12
正在充电
寄存器
47H[3]
IRQ28
VBUS Session Valid
寄存器
45H[2]
IRQ13
充电完成
寄存器
47H[2]
IRQ29
VBUS Session End
寄存器
45H[1]
IRQ14
电池温度过高
寄存器
47H[1]
保留
寄存器
45H[0]
IRQ15
电池温度过低
寄存器
47H[0]
IRQ30
低电警告
9.11 寄存器(Registers)
第
1 组,电源控制类
地址
寄存器描述
R/W
默认值
00
电源状态寄存器
R
01
电源模式
/充电状态寄存器
R
04
OTG VBUS 状态寄存器
R
06-0B
数据缓存寄存器
0-5
R/W
F0/0F/00/FF/
00/00
10
EXTEN & DC-DC2 开关控制寄存器
R/W
X5H
12
DC-DC1/3 & LDO2/3 开关控制寄存器
R/W
XFH
23
DC-DC2 电压设置寄存器
R/W
16H
25
DC-DC2 电压斜率参数设置寄存器
R/W
00H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com