Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

AXP192 Datasheet(PDF) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP192
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP192 Datasheet(HTML) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP192 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP192 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 53 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 31/53
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP192
9B
PWM2 频率设置寄存器
R/W
00H
9C
PWM2 占空比设置寄存器 1
R/W
16H
9D
PWM2 占空比设置寄存器 2
R/W
0BH
9E
N_RSTO (GPIO5) 控制寄存器
R/W
20H
第
3 组,中断控制类
地址
寄存器描述
R/W
默认值
40
IRQ 使能控制寄存器 1
R/W
D8H
41
IRQ 使能控制寄存器 2
R/W
FFH
42
IRQ 使能控制寄存器 3
R/W
3BH
43
IRQ 使能控制寄存器 4
R/W
C1H
4A
IRQ 使能控制寄存器 5
R/W
00H
44
IRQ 状态寄存器 1
R/W
00H
45
IRQ 状态寄存器 2
R/W
00H
46
IRQ 状态寄存器 3
R/W
00H
47
IRQ 状态寄存器 4
R/W
00H
4D
IRQ 状态寄存器 5
R/W
00H
第
4 组,ADC 数据类
地址
寄存器描述
R/W
56
ACIN 电压 ADC 数据高 8 位
R
57
ACIN 电压 ADC 数据低 4 位
R
58
ACIN 电流 ADC 数据高 8 位
R
59
ACIN 电流 ADC 数据低 4 位
R
5A
VBUS 电压 ADC 数据高 8 位
R
5B
VBUS 电压 ADC 数据低 4 位
R
5C
VBUS 电流 ADC 数据高 8 位
R
5D
VBUS 电流 ADC 数据低 4 位
R
5E
AXP192 内部温度监测 ADC 数据高 8 位
R
5F
AXP192 内部温度监测 ADC 数据低 4 位
R
62
TS 输入 ADC 数据高 8 位,默认监测电池温度
R
63
TS 输入 ADC 数据低 4 位,默认监测电池温度
R
64
GPIO0 电压 ADC 数据高 8 位
R
65
GPIO0 电压 ADC 数据低 4 位
R
66
GPIO1 电压 ADC 数据高 8 位
R
67
GPIO1 电压 ADC 数据低 4 位
R
68
GPIO2 电压 ADC 数据高 8 位
R
69
GPIO2 电压 ADC 数据低 4 位
R
6A
GPIO3 电压 ADC 数据高 8 位
R
6B
GPIO3 电压 ADC 数据低 4 位
R



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com